| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ER03-R12F Fiches technique(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ER03-R12F Fiches technique(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
5 / 8 page ![]() 製 品 名 Product name ピンコンタクト Male Φ A B C D コード導入口 (適合ケーブルサイズ) Coed Clamp Dia. 製 品 名 Product name ソケットコンタクト Female ER03-J2M 12.0 35.1 10.5 9.5 6.4 (5.7~6.2) スリーブ使用時 Sleeve I.D. 5.2 (4.2~5.0) ER03-J2F ER03-J3M ER03-J3F ER03-J5M ER03-J5F ER03-J6M 15.5 37.3 13.5 10.5 7.4 (6.5~7.2) スリーブ使用時 Sleeve I.D. 6.2 (5.0~6.0) ER03-J6F ER03-J8M ER03-J8F 製 品 名 Product name ピンコンタクト Male Φ A B コード導入口 (適合ケーブルサイズ) Coed Clamp Dia. 製 品 名 Product name ソケットコンタクト Female ER03-JB2M 12.0 31.8 5.2 (4.0~5.0) ER03-JB2F ER03-JB3M ER03-JB3F ER03-JB5M ER03-JB5F ER03-JB6M 15.5 33.8 6.2 (5.0~6.0) ER03-JB6F ER03-JB8M ER03-JB8F ER03-JB12M 20.0 39.0 11.0 (9.8~10.8) ER03-JB12F ER03-JB12M8.5 8.5 (7.3~8.3) ER03-JB12F8.5 ER03-JB12M6.5 6.5 (5.3~6.3) ER03-JB12F6.5 製品名 Product name Φ A B C Φ D 形状 Type レセプタクル用キャップ/適用製品名 Receptacle Cap / Applicable Product Name R03-CR3 13.7 8.0 ー ー b ER03-R2M、ER03-R2F、ER03-RB2M、ER03-RB2F ER03-R3M、ER03-R3F、ER03-RB3M、ER03-RB3F ER03-R5M、ER03-R5F、ER03-RB5M、ER03-RB5F R03-CR5 12.0 8.5 50.0 3.8 a R03-CR4 17.2 8.0 ー ー b ER03-R6M、ER03-R6F、ER03-RB6M、ER03-RB6F ER03-R8M ER03-R8F、ER03-RB8M、ER03-RB8F R03-CR6 15.5 9.5 100.0 3.8 a R03-CR8 19.5 ER03-R12M、ER03-R12F、ER03-RB12M、ER03-RB12F ※The figures in parentheses refer to applicable diameter range. ※The figures in parentheses refer to applicable diameter range. ( B ) A C スパナ間隔 スパナ間隔 D ジャック Jack ジャック Jack ( B ) A キャップ Cap ( C ) a: 金属キャップ (黄銅+ニッケルメッキ、ナイロン紐) A D b: ポリエチレンキャップ A B 5 ER03 Series Miniature Circular Connectors (B) Polyethylene cap Metal cap(Brass/Nickel plated , Nylon cord) プラグ及びジャック ケーブル端末処理寸法 A B コネクタ形状 Connector type A B プラグ Plug P 3.0 7.0 PB 3.0 10.0 ジャック Jack J 3.0 7.0 JB 3.0 10.0 Cable end treatment TAJIMI ELECTRONICS CO.,LTD. 単位 / unit : mm |