| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ER03-R6F Fiches technique(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ER03-R6F Fiches technique(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
7 / 8 page ![]() 製 品 名 Product name ピンコンタクト Male Φ A B C D コード導入口 (適合ケーブルサイズ) Coed Clamp Dia. 製 品 名 Product name ソケットコンタクト Female ER05-J2M 12.0 35.1 10.5 9.5 6.4 (5.7~6.2) スリーブ使用時 Sleeve I.D. 5.2 (4.2~5.0) ER05-J2F ER05-J3M ER05-J3F ER05-J5M ER05-J5F ER05-J6M 15.5 37.8 13.5 10.5 7.4 (6.5~7.2) スリーブ使用時 Sleeve I.D. 6.2 (5.0~6.0) ER05-J6F ER05-J8M ER05-J8F 製 品 名 Product name ピンコンタクト Male Φ A B コード導入口 (適合ケーブルサイズ) Coed Clamp Dia. 製 品 名 Product name ソケットコンタクト Female ER05-JB2M 12.0 32.3 5.2 (4.0~5.0) ER05-JB2F ER05-JB3M ER05-JB3F ER05-JB5M ER05-JB5F ER05-JB6M 15.5 34.3 6.2 (5.0~6.0) ER05-JB6F ER05-JB8M ER05-JB8F ER05-JB12M 20.0 39.0 11.0 (9.8~10.8) ER05-JB12F ER05-JB12M8.5 8.5 (7.3~8.3) ER05-JB12F8.5 ER05-JB12M6.5 6.5 (5.3~6.3) ER05-JB12F6.5 製品名 Product name Φ A B C Φ D 形状 Type レセプタクル用キャップ・適用製品名 Applicable Product Name R05-CR1 13.5 9.0 ー ー b ER05-R2M、ER05-R2F、ER05-R3M、ER05-R3F ER05-R5M、ER05-R5F R05-CR3 13.0 13.7 50.0 3.8 a ER05-R2M、ER05-R2F、ER05-RB2M、ER05-RB2F ER05-R3M、ER05-R3F、ER05-RB3M、ER05-RB3F ER05-R5M、ER05-R5F、ER05-RB5M、ER05-RB5F R05-CR2 16.5 9.0 ー ー b ER05-R6M、ER05-R6F、ER05-RB6M、ER05-RB6F ER05-R8M ER05-R8F、ER05-RB8M、ER05-RB8F R05-CR4-1 16.0 13.7 100.0 3.8 a R05-CR4-2 50.0 R05-CR6 20.0 100.0 ER05-R12M、ER05-R12F、ER05-RB12M、ER05-RB12F ※The figures in parentheses refer to applicable diameter range. ※The figures in parentheses refer to applicable diameter range. ( B ) A C スパナ間隔 スパナ間隔 D ジャック Jack ジャック Jack ( B ) A キャップ Cap ( C ) a: 金属キャップ (黄銅+ニッケルメッキ、ナイロン紐) A D (B) b: ポリエチレンキャップ A B 7 ER05 Series Miniature Circular Connectors Polyethylene cap Metal cap(Brass/Nickel plated , Nylon cord) プラグ及びジャック ケーブル端末処理寸法 コネクタ形状 Connector type A B プラグ Plug P 3.0 7.0 PB 3.0 10.0 ジャック Jack J 3.0 7.0 JB 3.0 10.0 Cable end treatment A B TAJIMI ELECTRONICS CO.,LTD. 単位 / unit : mm |