| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
YB2-25CWCKG4 Fiches technique(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
YB2-25CWCKG4 Fiches technique(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
10 / 15 page ![]() 477 YB2 YB2 新商品 トグル ロッカ 押ボタン 照光式押ボタン 多機能押ボタン 非常停止 ユニバーサル デ ザ イ ン キーロック ロータリ スライド タクティル 傾 斜 タッチパネル シートキーボード 表示灯 規格品 付属品 取扱説明 ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ,「取扱い説明」D-1ページ~をご確認ください。 ⃝取扱い説明 手順 1. 丸ナットをはずしてください。 手順2. フランジをはずしてください。その際 O リング(赤)がハウジ ングに装着したままの状態になることがありますので,取外して ください。 手順 3. プランジャ両端(操作部)にある B 部をスイッチ本体の突起A 部に合わせ,操作部(ボタン)を強めに押し込んで嵌合してくだ さい。(発光素子の取付けについては 479 ページの取扱い説明を 参照ください。) 手順 4. フランジ内部に O リング(赤)がしっかり底面まで入っている ことを確認してください。 手順 5. 本体の回転止め凹形状(キー溝)とフランジの回転止め凸形状を 合わせ,フランジを納入時の位置まで上げてください。 手順 6. パネルの取付けについては,フランジ裏に O リング(オレンジ) が装着されている事を確認し,フランジの回転止め凹部形状とパ ネルの回転止め凸部形状を合わせ,パネル面まで押し込んでくだ さい。 手順 7. 丸ナットを取付けてください。 フランジと操作部(ボタン)天面が同一面になっていることを確 認してください。また,フランジとパネルに隙間がないことをご 確認ください。 丸形操作部・スイッチの取付け方法 ボタン フランジ パネル 丸ナット 丸ナット Oリング (材質:Si) |