| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L78L33CD-TR Fiches technique(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L78L33CD-TR Fiches technique(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 40 page ![]() Table 25. SO-8 mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 1.75 A1 0.10 0.25 A2 1.25 b 0.31 0.51 b1 0.28 0.48 c 0.10 0.25 c1 0.10 0.23 D 4.80 4.90 5.00 E 5.80 6.00 6.20 E1 3.80 3.90 4.00 e 1.27 h 0.25 0.50 L 0.40 1.27 L1 1.04 L2 0.25 k 0° 8° ccc 0.10 Figure 21. SO-8 recommended footprint (dimensions are in mm) 0016023_So-807_footprint_Rev10 L78L SO-8 package information DS0424 - Rev 28 page 24/40 |