| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
MP17/16 Fiches technique(PDF) 2 Page - FIBOX Enclosing innovations |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MP17/16 Fiches technique(HTML) 2 Page - FIBOX Enclosing innovations |
|
2 / 2 page ![]() Dimensions : Height Width Depth mm : 136 133 1 inch : 5.35 5.24 0.04 Materials : Material : Base colour : Cover colour : Gasket material : Temperatures : Temperature °C (short term) : Temperature °C (continuous) : Temperature °F (short term) : Temperature °F (continuous) : Rating : Ingress protection (EN 60529): Impact Resistance (EN 62262): Electrical insulation : Not insulated Halogen free (DIN/VDE 0472, Part 815): 0 UV resistance : - Flammability Rating : Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : C NEMA Class Certificates : © Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 19.01.2023) |