Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KTA1663 Fiches technique(PDF) 3 Page - Weitron Technology

No de pièce KTA1663
Description  PNP Epitaxial Planar Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WEITRON [Weitron Technology]
Site Internet  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

KTA1663 Fiches technique(HTML) 3 Page - Weitron Technology

  KTA1663 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology KTA1663 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology KTA1663 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
A
B
C
D
E
G
H
J
K
L
1.400
0.320
0.360
0.350
4.400
1.400
2.300
3.940
2.900
Max
SOT-89
SOT-89 Outline Dimensions
unit:mm
B
A
H
E
J
K
G
D
C
L
1.600
0.520
0.560
0.440
4.600
1.800
2.600
4.250
3.100
1.500 TYP
KTA1663
Min
Dim
3/3
14-Jul-06



Html Pages

1 2 3