| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TLE4296 Fiches technique(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLE4296 Fiches technique(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG |
|
5 / 11 page ![]() TLE 4296 Data Sheet 5 Rev. 1.0, 2004-01-01 Table 3 Operating Range Parameter Symbol Limit Values Unit Remarks Min. Max. Input voltage V I 4.0 45 V TLE 4296 GV30 V I 4.0 45 V TLE 4296 GV33 V I 5.5 45 V TLE 4296 GV50 Inhibit voltage V INH -0.3 40 V – Junction temperature T j -40 150 °C – |