| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LTR100LEZPFSR047 Fiches technique(PDF) 5 Page - Rohm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LTR100LEZPFSR047 Fiches technique(HTML) 5 Page - Rohm |
|
5 / 8 page ![]() www.rohm.com © 2022 ROHM Co., Ltd.All rights reserved. 2022.12 - Rev.017 LTR/LTRL series 5/5 ●Tape dimensions ■Paper tape (Unit : mm) ■Embossed tape (Unit : mm) ●Reel dimensions Using two kinds of reels for taping. (Unit : mm) Part No W F E A0 B0 LTR10L 8.0±0.3 3.5±0.05 1.75±0.1 1.45±0.1 2.3±0.1 1.95+0.1 3.5+0.15 -0.05 -0.05 Part No D0 P0 P1 P2 T2 LTR10L Φ1.5+0.1 0 4.0±0.1 4.0±0.1 2.0±0.05 MAX1.1 LTR18 Φ1.5+0.1 0 4.0±0.1 4.0±0.1 2.0±0.05 MAX1.1 LTR18 8.0±0.3 3.5±0.05 1.75±0.1 Part No W F E A0 B0 LTR50 12.0±0.3 5.5±0.05 1.75±0.1 3.4±0.2 5.6±0.2 LTR100L LTR100 12.0±0.3 5.5±0.05 1.75±0.1 3.5±0.2 6.7±0.2 Part No D0 P0 P1 P2 K LTR50 Φ1.5+0.1 0 4.0±0.1 4.0±0.1 2.0±0.05 MAX1.1 LTR100L LTR100 Φ1.5+0.1 0 4.0±0.1 4.0±0.1 2.0±0.05 MAX1.1 Part No. A B C D LTR10L 9 +1.0 LTR18 0 LTR50 13 +1.0 LTR100L LTR100 0 Φ180 0 -1.5 Φ60 +1.0 0 Φ13±0.2 |