Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

VS-5.MT...KPBF Fiches technique(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

No de pièce VS-5.MT...KPBF
Description  Three Phase Controlled Bridge (Power Modules), 55 A to 110 A
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VS-5.MT...KPBF Fiches technique(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

Back Button VS-5.MT...KPBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-5.MT...KPBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-5.MT...KPBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-5.MT...KPBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-5.MT...KPBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-5.MT...KPBF Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VS-5.MT...KPBF Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix VS-5.MT...KPBF Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix VS-5.MT...KPBF Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: indmodules@vishay.com
Document Number: 95004
2
Revision: 27-Aug-07
Outline Dimensions
Vishay Semiconductors
MTK (with and without optional barrier)
DIMENSIONS WITHOUT OPTIONAL BARRIERS in millimeters (inches)
24 ± 0.5
(0.94 ± 0.02)
35 ± 0.3
(1.38 ± 0.01)
Fast-on tab 2.8 x 0.8 (type 110)
Screws M5 x 0.8 length 10
5 ± 0.3
(0.2 ± 0.01)
75 ± 0.5
(2.95 ± 0.02)
46 ± 0.3
(1.81 ± 0.01)
80 ± 0.3
(3.15 ± 0.01)
94 ± 0.3
(3.7 ± 0.01)
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
F
E
D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com