| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PKMCS1818E20A0-R1 Fiches technique(PDF) 8 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PKMCS1818E20A0-R1 Fiches technique(HTML) 8 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd |
|
8 / 12 page ![]() 仕様書番号 Drawing No. JGB40-1595B 株式会社 村 田 製 作 所 Murata Manufacturing Co.,Ltd. P. 8/12 製造年月度 EIAJ Monthly Code (注) 4年で1サイクルとなります。 (note) The number is cycled by 4years. 10. テーピング方法 Taping Method 10-1 テープは右巻き(テープの端を手前に取り出した時、送り穴が右側になる)とします。 The carrier tape shall be wound clockwise. The feeding holes shall be to the right side as the tape is pulled toward the user. 10-2 1リール 250個とします。 A reel shall contain 250 pcs of components. 10-3 1リールを最小梱包単位として扱い、製品表示ラベルを貼り、品番、数量及びロット番号を 記入します。 The minimum packaging unit shall be a reel. And each reel shall have a label which shows part number, quantity and outgoing inspection number. 月 Month 年 Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013, 2017, 2021, 2025 A B C D E F G H J K L M 2014, 2018, 2022, 2026 N P Q R S T U V W X Y Z 2015, 2019, 2023, 2027 a b _ c d e f g h j k l m 2016, 2020, 2024, 2028 n p q r s t u v w x y z |