| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2SA1981N Fiches technique(PDF) 1 Page - AUK corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2SA1981N Fiches technique(HTML) 1 Page - AUK corp |
|
1 / 4 page ![]() KSD-T0C037-000 1 2SA1981N PNP Silicon Transistor Description • Audio power amplifier application Features • High hFE : hFE=100~320 • Complementary pair with 2SC5344N Ordering Information Type NO. Marking Package Code 2SA1981N A1981 TO-92N Outline Dimensions unit : mm S Seem miiccoon nd du uccttoorr PIN Connections 1. Emitter 2. Collector 3. Base 0.40 Max. 1.27 Typ. 0.52 Max. 2.25 Max. 4.20~4.40 0.90 Max. 3.55 Typ 2 3 1 |
Numéro de pièce similaire - 2SA1981N |
|
Description similaire - 2SA1981N |