Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

POTH76 Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce POTH76
Description  Single-Turn Continuous Rotation Analog Displacement Sensors
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

POTH76 Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  POTH76 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix POTH76 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix POTH76 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix POTH76 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix POTH76 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix POTH76 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix POTH76 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix POTH76 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix POTH76 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
POHR36, POHR44, POTH44, POTH50, POTH76
www.vishay.com
Vishay MCB
Revision: 08-Mar-2019
3
Document Number: 32521
For technical questions, contact: mcbprecisionpot@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
DESIGNS ON REQUEST FOR POHR36
OPTION 1
OPTION 2
DIMENSIONS in millimeters
25 ± 0.5
1.6 ± 0.1
1.6 ± 0.1
1.9 + 0.2
- 0.1
9 min.
9 ± 0.5
Ø 2.5 H7
30°
30°
1.6 ± 0.1
2.4 ± 0.1
1.9 ± 0.1
6 min.
19 max.
11.1 ± 0.5
0.4 max.
R22.5 max.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com