Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM32H745II Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM32H745II
Description  Dual 32-bit Arm® Cortex®-M7 up to 480MHz and -M4 MCUs,up to 2MB Flash, 1MB RAM, 46 com. and analog interfaces, SMPS
PDF  252 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H745II Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H745II Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32H745II Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32H745II Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32H745II Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32H745II Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32H745II Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32H745II Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32H745II Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32H745II Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 252 page
background image
DS12923 Rev 1
7/252
STM32H745xI/G
List of tables
10
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Table 2.
STM32H745xI/G features and peripheral counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 3.
System vs domain low-power mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 4.
DFSDM implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 5.
Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 6.
USART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 7.
Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 8.
STM32H745xI/G pin/ball definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Table 9.
Port A alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Table 10.
Port B alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Table 11.
Port C alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Table 12.
Port D alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Table 13.
Port E alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Table 14.
Port F alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Table 15.
Port G alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Table 16.
Port H alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 17.
Port I alternate functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Table 18.
Port J alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Table 19.
Port K alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Table 20.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Table 21.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Table 22.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Table 23.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Table 24.
Supply voltage and maximum frequency configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Table 25.
VCAP operating conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Table 26.
Characteristics of SMPS step-down converter external components . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Table 27.
SMPS step-down converter characteristics for external usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Table 28.
Operating conditions at power-up / power-down (regulator ON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Table 29.
Reset and power control block characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Table 30.
Embedded reference voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Table 31.
Internal reference voltage calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Table 32.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from ITCM for Cortex-M7 core, and Flash memory for Cortex-M4
(ART accelerator ON), LDO regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Table 33.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from ITCM for Arm Cortex-M7 and Flash memory for Arm Cortex-M4,
ART accelerator ON, SMPS regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Table 34.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from Flash memory, both cores running, cache ON,
ART accelerator ON, LDO regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Table 35.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from Flash memory, both cores running, cache OFF,
ART accelerator OFF, LDO regulator ON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Table 36.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from ITCM, only Arm Cortex-M7 running, LDO regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . 120
Table 37.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from ITCM, only Arm Cortex-M7 running, SMPS regulator. . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Table 38.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More