| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STA380BW Fiches technique(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA380BW Fiches technique(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 162 page ![]() DocID024543 Rev 1 13/162 STA380BW List of tables Table 154. Extended biquad selector, biquad 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Table 155. Soft volume update enable, increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Table 156. Soft volume update enable, decrease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Table 157. Volume fine-tuning steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Table 158. Extra volume resolution enable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Table 159. PLL factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Table 160. PLL register 0x43 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Table 161. PLL register 0x44 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Table 162. PLL register 0x45 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Table 163. PLL register 0x46 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Table 164. Coefficients extended range configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Table 165. External amplifier enabler configuration bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Table 166. PNDLSL bits configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Table 167. Zero-detect threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Table 169. Manual threshold register 0x2E, 0x2F and 0x5E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Table 168. Zero-detect hysteresis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Table 170. STCompressorTM configuration bits1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Table 171. STCompressorTM configuration bits 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Table 172. Misc register 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Table 173. MISC4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Table 174. VQFN48 (7 x 7 x 0.9 mm) package dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Table 175. Document revision history. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |