| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SFH9305 Fiches technique(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH9305 Fiches technique(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH |
|
6 / 7 page ![]() 2001-02-22 6 SFH 9305 Maßzeichnung Package Outlines Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch). GPXY6996 3.28 (0.129) optical axis 2.54 (0.100) 1 2 4 3 ±0.2 (0.008) ±0.2 (0.008) 12.02 (0.473) ±0.1 (0.004) 8.55 (0.337) 0.4 (0.016) ±0.1 (0.004) ±0.2 (0.008) 6.2 (0.244) ±0.1 (0.004) 0.66 (0.026) Pin 2 Emitter Sensor Circuitry ±0.1 (0.004) 1.27 (0.050) 3 (0.118) ±0.1 (0.004) 18.45 (0.726) ±0.2 (0.008) 9.3 (0.366) ±0.2 (0.008) Pin 1 Pin 3 Pin 4 ±0.1 (0.004) 4.37 (0.172) |