| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
G33ATB304 Fiches technique(PDF) 4 Page - TOCOSAMERICA, INC. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
G33ATB304 Fiches technique(HTML) 4 Page - TOCOSAMERICA, INC. |
|
4 / 4 page ![]() ポ テ ン シ ョ メ ー タ 通 産 機 器 用 ポ テ ン シ ョ メ ー タ 高 回 転 寿 命 形 非 接 触 角 度 セ ン サ ポ テ ン シ ョ メ ー タ 可 変 抵 抗 減 衰 器 ポ テ ン シ ョ メ ー タ 民 生 機 器 用 カ タ ロ グ を ご 利 用 い た だ く に あ た り ト リ マ ポ テ ン シ ョ メ ー タ ® ■推奨ランドパターン RECOMMENDED LAND PATTERN 28 36 ●G32A ●G33A ●G32B ●G33B ■推奨ランドパターン RECOMMENDED LAND PATTERN はんだリフロー Reflow soldering ■テープ寸法図 EMBOSSED TAPE DIMENSIONS テープ寸法図 (Unit:mm) EMBOSSED TAPE DIMENSIONS 1.テーピング寸法図 2.リール寸法図 梱包仕様 ■PACKAGING SPECIFICATION テーピングの梱包仕様] ●テーピングは500個リール単位の梱包になりますので、 500個単位(500個、1,000個、1,500個…)でのご注文 をお願いします。 ●テーピングリールの箱詰めは、2リール(1,000個)ご とに化粧箱に梱包致します。 ビニール袋の梱包仕様] [Taping packaging specifications] ●Taping version is packaged in 500 pcs. per reel. Orders will be accepted for units of 500 pcs., i. e., 500, 1,000, 1,500 pcs., etc. ●Taping version is boxed with two reels (1,000 pcs.) [Vinyl pack packaging specifications] 注)①JIS規格(C−0806)に準拠 Note) ①Dimensions : JIS standard (C−0806) ②1リール500個巻 ②500pcs./reel [テーピングの梱包仕様] ●テーピングは 500 個リール単位の梱包になります ので、500 個単位(500 個、1,000 個、1,500 個…)でのご注文をお願いします。 ●テーピングリールの箱詰:2リール(1,000個) 4リール(2,000個) [ビニール袋の梱包仕様] ●ビニール袋での最小梱包は 100 個/袋となります ので、100 個単位(100 個、200 個、300 個…) でのご注文をお願いします。 ●ビニール袋の箱詰めは、100 個以上を化粧箱に梱 包致します。 [Taping packaging specifications] ●Taping version is packaged in 500 pcs. per reel. Orders will be accepted for units of 500 pcs., i. e., 500、1,000、1,500 pcs., etc. ● Taping reel box:two reels (1,000 pcs.) (2,000 pcs.) [Vinyl pack packaging specifications] ●The smallest unit of vinyl pack packaging is 100 pcs. per pack. Oders will be accepted for unit of minimum 100 pcs., i. e., 100、200、300 pcs., etc. ● Boxing of vinyl packs performed with 100 pcs. ■梱包仕様 ■ PACKAGING SPECIFICATIONS Direction of Feed 注)①JIS規格(C−0806)に準拠 ②1リール500個巻 Note)①Dimensions : JIS standard (C−0806) ②500pcs./reel four reels テーピング寸法図 (Unit : mm) (Unit : mm) リール寸法図(G43SAT) 8.0±0.1 2.0±0.05 0.3±0.05 4.0±0.1 ∅1.6±0.1 1.75±0.1 5.5±0.05 2.6 ±0.1 3.6 ±0.1 1.3±0.1 3.9±0.1 12.0±0.2 4.9±0.1 (Unit:mm) |