| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L99MOD54XP Fiches technique(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L99MOD54XP Fiches technique(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 35 page ![]() Package and packing information L99MOD54XP 32/35 DS12616 Rev 4 e3 - 8.5 - G - - 0.1 G1 - - 0.06 H 10.1 - 10.5 h - - 0.4 L 0.55 - 0.85 N - - 10 deg X 4.3 - 5.2 Y 6.9 - 7.5 Table 20. PowerSSO-36 mechanical data (continued) Symbol Millimeters Min. Typ. Max. |