| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
RZ/N2L Fiches technique(PDF) 23 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RZ/N2L Fiches technique(HTML) 23 Page - Renesas Technology Corp |
|
23 / 127 page ![]() Table 1.19 List of pins and pin functions (225-pin FBGA) (3 of 8) Pin number I/O power domain Power supply clock system control I/O port Bus, DMAC Timer (MTU3, POEG, GPT / POE3, CMTW, RTC) Communication (xSPI, GMAC, ETHSW, ESC, SCI, SPI, IIC, CANFD, USB) Others (DSMIF, Mailbox) Interrupt ADC12 Host interface (SHOSTI F, PHOSTIF ) D2 — TRACEDATA0 P01_6 A20 MTIOC1A / GTIOC9A GMAC_PTPTRG1 / ESC_LATCH1 / ESC_LATCH0 / CTS1# / CANTXDP1 — — — HA20 D3 VCC1833_2 — P01_1 CKE MTIOC3D / GTIOC1B GMAC_MDC / ETHSW_MDC / ESC_MDC / DE2 MDAT1 — — — D4 VCC1833_2 — P00_7 RAS# MTIOC4A / GTIOC2A — — IRQ13 — — D5 VCC1833_2 — P00_1 A13 MTIC5U ETH2_RXDV / RXD2 / SCL2 / MISO2 — IRQ0 — — D6 VCC1833_2 — P23_7 D11 / BS# MTIOC0A / GTETRGA ETH2_RXD0 / SCK1 MCLK4 — — HD11 D7 — TRACEDATA5 P21_6 D5 / TEND MTIOC7B / GTIOC16B CTS0# MDAT2 IRQ9 — HD5 D8 — MDV1 P20_2 — — ETHSW_TDMAOUT1 / ETHSW_PTPOUT2 / ESC_LEDRUN / ESC_LEDSTER / DE3 — — — — D9 — MDV2 P20_3 — — ETHSW_TDMAOUT2 / ETHSW_PTPOUT1 / ESC_LEDERR — — — — D10 — VSS — — — — — — — — D11 — VSS — — — — — — — — D12 — VSS — — — — — — — — D13 VCC1833_4 TRACECTL P18_5 RAS# MTIC5V XSPI1_IO6 / ETH2_COL / RXD4 / SCL4 / MISO4 / SPI_MOSI2 / CANRX0 — — — — D14 VCC1833_4 — P18_2 BS# MTIOC4B / MTIOC4D / GTIOC2B / GTIOC3B XSPI1_CS0# / ETH1_COL / SCK0 / IIC_SDA2 — — — — D15 VCC1833_4 — P18_1 WE1# / DQMLU MTIOC3D / GTIOC1B SS3# / CTS3# / RTS3# — IRQ10 ADTRG1# HSPI_IO7 / HWR1# E1 — — P02_3 A15 / AH# MTIOC2B / GTIOC10B / POE11# ETHSW_TDMAOUT1 / SS1# / CTS1# / RTS1# / SPI_SSL30 / CANRX1 — IRQ15 — HA15 E2 — TRST# — — — — — — — — E3 — TRACEDATA2 P02_0 A18 GTADSML0 ETHSW_LPI2 / RXD1 / SCL1 / MISO1 / SPI_MISO3 / CANTX1 / USB_OTGID — IRQ4 — HA18 E4 VCC1833_2 — P01_4 WE1# / DQMLU POE0# ETH2_TXD1 — IRQ3 — — E5 VCC1833_2 VCC1833_2 — — — — — — — — E6 — VCC33 — — — — — — — — E7 — TRACEDATA3 P21_4 D3 MTIOC6D / GTIOC15B ETHSW_PTPOUT1 / ESC_SYNC0 / ESC_SYNC1 / SS5# / CTS5# / RTS5# / SPI_SSL02 MDAT1 / MBX_HI NT# — — HD3 E8 — VCC33 — — — — — — — — E9 — VCC18_ADC1 — — — — — — — — E10 — VSS — — — — — — — — E11 — VCC18_ADC0 — — — — — — — — E12 VCC1833_4 — P18_4 CAS# MTIC5U XSPI1_IO5 / ETH1_CRS / TXD4 / SDA4 / MOSI4 / SPI_RSPCK2 / CANTX0 — IRQ1 — — E13 VCC1833_4 — P18_3 CKE MTIOC4D / MTIOC4B / GTIOC3B / GTIOC2B / CMTW1_TIC1 XSPI1_IO4 / ETH2_CRS / CANRXDP1 — IRQ0 — — E14 VCC1833_4 — P18_0 WE0# / DQMLL MTIOC4C / MTIOC4A / GTIOC3A / GTIOC2A TXD3 / SDA3 / MOSI3 — — — HSPI_IO6 / HWR0# RZ/N2L Datasheet 1. Overview R01DS0397EJ0120 Rev.1.20 Sep 30, 2022 Page 23 of 127 |