Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MIC640 Fiches technique(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No de pièce MIC640
Description  Interface pour 4 entr짰s analogiques sur liaison s짰ie
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Site Internet  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

MIC640 Fiches technique(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MIC640 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers MIC640 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
MIC 640 -
© MICTRONICS
Page 4 sur 5
MIC 640
www.mictronics.net
• Lorsque CTRL est au niveau logique bas, cette émission a lieu toutes les secondes.
• Lorsque CTRL est au niveau haut, l’émission est arrêtée et ne se produit que lorsque
CTRL passe au niveau bas.
Schémas d’utilisation types
Interface série TTL ou CMOS
Le schéma ci-dessous est un exemple d’utilisation avec une interface série asynchrone
compatible TTL ou CMOS (entrée directe d’un microcontrôleur par exemple).
Attention ! Compte tenu du fait que le MIC 640 est directement compatible d’une liaison série
asynchrone standard RS 232, il émet ses données séries sous forme inversée (logique
négative) c’est à dire qu’un niveau haut est représenté par une tension nulle et un niveau bas
par la tension d’alimentation.
Interface série RS 232
Le schéma ci-dessous est un exemple d’utilisation avec une interface série asynchrone RS 232
standard. Bien que le MIC 640 ne fournisse que des niveaux logiques TTL sur sa sortie SER,
aucun circuit d’interface n’est généralement utile et la résistance série de 1 k
Ω suffit.
Toutefois, en présence d’entrées RS 232 parfaitement conformes à la norme, le recours à un
circuit d’interface classique, tel un MAX 232, peut cependant s’avérer nécessaire.



Html Pages

1 2 3 4 5