| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F405VG Fiches technique(PDF) 67 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F405VG Fiches technique(HTML) 67 Page - STMicroelectronics |
|
67 / 204 page ![]() Port F PF0 - - - - I2C2_SDA - - - - - - - FSMC_A0 - - EVENTOUT PF1 - - - - I2C2_SCL - - - - - - - FSMC_A1 - - EVENTOUT PF2 - - - - I2C2_ SMBA - - - - - - - FSMC_A2 - - EVENTOUT PF3 - - - - - - - - - - - - FSMC_A3 - - EVENTOUT PF4 - - - - - - - - - - - - FSMC_A4 - - EVENTOUT PF5 - - - - - - - - - - - - FSMC_A5 - - EVENTOUT PF6 - - - TIM10_CH1 - - - - - - - - FSMC_NIORD - - EVENTOUT PF7 - - - TIM11_CH1 - - - - - - - - FSMC_NREG - - EVENTOUT PF8 - - - - - - - - - TIM13_CH1 - - FSMC_ NIOWR - - EVENTOUT PF9 - - - - - - - - - TIM14_CH1 - - FSMC_CD - - EVENTOUT PF10 - - - - - - - - - - - - FSMC_INTR - - EVENTOUT PF11 - - - - - - - - - - - - DCMI_D12 - EVENTOUT PF12 - - - - - - - - - - - - FSMC_A6 - - EVENTOUT PF13 - - - - - - - - - - - - FSMC_A7 - - EVENTOUT PF14 - - - - - - - - - - - - FSMC_A8 - - EVENTOUT PF15 - - - - - - - - - - - - FSMC_A9 - - EVENTOUT Table 9. Alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10 /11 I2C1/2/3 SPI1/SPI2/ I2S2/I2S2e xt SPI3/I2Sext /I2S3 USART1/2/3/ I2S3ext UART4/5/ USART6 CAN1/2 TIM12/13/ 14 OTG_FS/ OTG_HS ETH FSMC/SDIO /OTG_FS DCMI |