| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SC1133CT Fiches technique(PDF) 1 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC1133CT Fiches technique(HTML) 1 Page - Semtech Corporation |
|
1 / 8 page ![]() !" # $% &&&' !()* * +,%- + $!.$ )/ %(, "*0 1 **/, "!(%+ %./"+,* -%),!*( ,*.%,$% 0!,$ + -0!,)$!(. 2/)3 4*1% )*(, *""% $!- /(!5/% )*42!(+,!*( !- 0%"" -/!,%1 6* $!.$ )/ %(, "*0 7*",+.% *0% -/"8 +"!)+,!*(- -/)$ +- ,$% (,%" %(,!/4 # +(1 ,$% 8 !9 *)%--* - $% : 0+- 1%-!.(%1 ,* %1/)% ,$% (/42% *6 )*4*(%(,- %5/! %1 ,* 1%-!.( + 1/+" *0% -/"8 6* 4/",!7*",+.% *)%--* +"!)+,!*(- 0!,)$!(. *(, *""% %),!*(; $% -0!,)$!(. )*(, *" -%),!*( !- + 7*",+.% 4*1% )*(, *""% 1%-!.(%1 6* $!.$ )/ %(,# "*0 7*",+.% *0% -/"8 +"!)+,!*(- %8 6%+,/ %- !()"/1% + ,%4% +,/ % )*4%(-+,%1 7*",+.% %6% %()%# , !+(./"+ *-)!""+,* +(1 +( !(,% (+""8 )*4%(-+,%1 , +(-)*(1/),+()% % * +4"!6!% $% -0!,)$!(. )*(, *""% *% +,%- +, + 6!9%1 6 %5/%()8 *6 3<# *7!1!(. +( *,!4/4 )*4 *4!-% 2%,0%%( -!<%# %66!)!%()8 +(1 )*-, !( ,$% !(,%(1%1 +"!)+,!*( + %+- !(%+ %),!*(; $% "!(%+ * ,!*( !- + $!.$ % 6* 4+()% *-!,!7% 7*",+.% %./"+,* 1%-!.(%1 6* /-% !( +"!)+,!*(- %5/! !(. =7% 8 "*0 1 **/, % 6* 4+()%> +, # # +(1 ? +4- 11!,!*(+""8# ,$% "!(%+ -%),!*( *7!1%- %9)%""%(, %./"+,!*( *7% 7+ !+,!*(- 1/% ,* )$+(.%- !( "!(%# "*+1 * ,%4% +,/ % • @ ,8!)+" %66!)!%()8 6* -0!,)$!(. -%),!*( • A */(1%1 ,+2 • # * B C @ 6* "!(%+ • $% 4+" -$/,1*0( • (,% (+" -$* , )! )/!, *,%),!*( • ? !( D +)3+.% • !) * *)%--* -/"!%- • *1/"%- -/"!%- • B ,* B *0% -/"!%- • /+" *0% -/"!%- 6 *4 B -*/ )% ERROR AMP OSCILLATOR + - + - LEVEL SHIFT AND DRIVE CURRENT LIMIT THERMAL OVERLOAD CONTROL + - + - 1.25V REF D: D D: D D: D 'D: D ? ;D'D E:;D'D' ;$,,;&&000-%4,%)$)*4 E !7% /,/, 0!,)$!(. *0% A */(1 B* * 4"!6!% (/, F0!,)$% G ' A !.(+" A */(1 B HB (/, B*",+.% B B F!(%+ %),!*(G ?B HB (/, B*",+.% *,%; FG $% % : 1%(*,%- 7*",+.% *,!*(- +(1 "%+1 )*(6!.D / +,!*(- 7+!"+2"% 7*",+.%- F:G + %; B# B +(1 B 7+!"+2"% "%+1 )*(6!./ +,!*(- FG + % 1/+" 2%(1 FG# -!(."% 2%(1 FG +(1 -, +!.$, "%+1- F"%+7% 2"+(3G +4"% + , (/42% ; D |
Numéro de pièce similaire - SC1133CT |
|
Description similaire - SC1133CT |