| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ALD1722GSAL Fiches technique(PDF) 8 Page - Advanced Linear Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ALD1722GSAL Fiches technique(HTML) 8 Page - Advanced Linear Devices |
|
8 / 9 page ![]() ALD1722/ALD1722G Advanced Linear Devices 8 of 9 8 Pin Plastic DIP Package Millimeters Inches Min Max Min Max Dim A A1 A2 b b1 c D-8 E E1 e e1 L S-8 ø 3.81 0.38 1.27 0.89 0.38 0.20 9.40 5.59 7.62 2.29 7.37 2.79 1.02 0 ° 5.08 1.27 2.03 1.65 0.51 0.30 11.68 7.11 8.26 2.79 7.87 3.81 2.03 15 ° 0.105 0.015 0.050 0.035 0.015 0.008 0.370 0.220 0.300 0.090 0.290 0.110 0.040 0 ° 0.200 0.050 0.080 0.065 0.020 0.012 0.460 0.280 0.325 0.110 0.310 0.150 0.080 15 ° PDIP-8 PACKAGE DRAWING b1 S b E E1 D e A2 A1 A L c e1 ø |