| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
VLR170F Fiches technique(PDF) 7 Page - Littelfuse |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VLR170F Fiches technique(HTML) 7 Page - Littelfuse |
|
7 / 14 page ![]() Table B4 — Dimensions in Millimeters (Inches) (Cont’d) Part Number A B C D E F G Figure Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max VTP VTP110F 23.6 25.6 2.7 2.9 — 0.7 7.0 8.0 7.0 8.0 2.3 2.5 — — B5 (0.944) (1.024) (0.108) (0.116) — (0.028) (0.280) (0.320) (0.280) (0.320) (0.092) (0.100) — — VTP170F 15.4 17.5 7.0 7.4 0.5 0.8 4.0 6.2 4.0 6.2 3.9 4.1 — — B2 (0.616) (0.700) (0.280) (0.296) (0.020) (0.032) (0.160) (0.248) (0.160) (0.248) (0.156) (0.164) — — VTP170XSF 20.9 22.9 4.9 5.3 0.5 0.8 6.0 8.6 6.0 8.6 3.9 4.1 — — B4 (0.836) (0.916) (0.196) (0.212) (0.020) (0.032) (0.240) (0.344) (0.240) (0.344) (0.156) (0.164) — — VTP175F 21.2 23.2 3.5 3.9 — 0.8 4.6 6.6 4.6 6.6 2.9 3.1 — — B3 (0.848) (0.928) (0.140) (0.156) — (0.032) (0.184) (0.264) (0.184) (0.264) (0.116) (0.124) — — VTP175LF 25.8 28.2 3.5 3.9 — 0.8 5.7 7.3 8.7 10.3 2.4 2.6 — — B3 (1.032) (1.128) (0.140) (0.156) — (0.032) (0.228) (0.292) (0.348) (0.412) (0.096) (0.104) — — VTP210GF 20.9 23.1 4.9 5.3 — 0.8 4.1 5.8 4.1 5.8 3.9 4.1 — — B3 (0.836) (0.924) (0.196) (0.212) — (0.032) (0.164) (0.232) (0.164) (0.232) (0.156) (0.164) — — VTP210SF 20.9 23.1 4.9 5.3 0.6 0.8 4.1 5.8 4.1 5.8 3.9 4.1 — — B4 (0.836) (0.924) (0.196) (0.212) (0.024) (0.032) (0.164) (0.232) (0.164) (0.232) (0.156) (0.164) — — 120°C Typical Activation MXP MXP180 9.4 10.0 2.3 2.6 0.7 1.1 1.9 2.1 — — — — — — B10 (0.37) (0.39) (0.09) (0.10) (0.02) (0.04) (0.07) (0.08) — — — — — — MXP190BB 9.2 10.8 2.96 3.26 0.7 1.1 1.6 3.1 1.6 3.1 2.2 2.4 — — B9 (0.36) (0.43) (0.12) (0.13) (0.03) (0.04) (0.06) (0.12) (0.06) (0.12) (0.09) (0.10) — — MXP250K 11.75 12.35 2.3 2.7 0.7 1.1 2.4 2.6 — — — — — — B10 (0.46) (0.49) (0.09) (0.11) (0.03) (0.04) (0.09) (0.10) — — — — — — MXP270 10.3 11.5 2.3 2.7 0.7 1.1 2.1 — 2.1 — 1.9 2.1 — — B9 (0.40) (0.45) (0.09) (0.10) (0.02) (0.04) (0.08) — (0.08) — (0.07) (0.08) — — MXP310 14.5 16.5 2.96 3.26 0.65 0.95 4.6 — 4.6 — 2.2 2.4 — — B9 (0.57) (0.65) (0.11) (0.13) (0.03) (0.04) (0.18) — (0.18) — (0.09) (0.10) — — MXP370BD 10.5 11.3 2.96 3.26 0.7 1.1 2.0 — 2.0 — 2.2 2.4 — — B9 (0.41) (0.44) (0.11) (0.12) (0.02) (0.04) (0.07) — (0.07) — (0.08) 0.09) — — 120˚C Typical Activatio MGP MGP450 13.0 14.0 2.96 3.26 — 0.95 3.0 — 3.0 — 2.2 2.4 — — B11 (0.51) (0.55) (0.12) (0.13) — (0.04) (0.12) — (0.12) — (0.09) (0.09) — — MGP500 14.5 15.5 2.96 3.26 — 0.95 5.5 7.0 2.0 — 2.3 2.5 3.95 4.05 B12 (0.57) (0.61) (0.12) (0.13) — (0.04) (0.22) (0.28) (0.08) — (0.09) (0.10) (0.16) (0.16) 125°C Typical Activation SRP SRP120F 19.9 22.1 4.9 5.2 0.6 1.0 5.5 7.5 5.5 7.5 3.9 4.1 — — B6 (0.796) (0.884) (0.196) (0.208) (0.024) (0.040) (0.220) (0.300) (0.220) (0.300) (0.156) (0.164) — — SRP175F 20.9 23.1 4.9 5.2 0.6 1.0 4.1 5.5 4.1 5.5 3.9 4.1 — — B6 (0.836) (0.924) (0.196) (0.208) (0.024) (0.040) (0.164) (0.220) (0.164) (0.220) (0.156) (0.164) — — SRP200F 21.3 23.4 10.2 11.0 0.5 1.1 5.0 7.6 5.0 7.6 4.8 5.4 — — B6 (0.852) (0.936) (0.408) (0.440) (0.020) (0.044) (0.200) (0.304) (0.200) (0.304) (0.192) (0.216) — — SRP350F 28.4 31.8 13.0 13.5 0.5 1.1 6.3 8.9 6.3 8.9 6.0 6.6 — — B6 (1.136) (1.272) (0.520) (0.540) (0.020) (0.044) (0.252) (0.356) (0.252) (0.356) (0.240) (0.264) — — SRP420F 30.6 32.4 12.9 13.6 0.5 1.1 5.0 7.5 5.0 7.5 6.0 6.7 — — B6 (1.224) (1.296) (0.516) (0.544) (0.020) (0.044) (0.200) (0.300) (0.200) (0.300) (0.240) (0.268) — — RoHS Compliant, ELV Compliant Specifications subject to change without notice. ©2016 Littelfuse, Inc. PolySwitch Resettable Devices Strap Battery Devices |