| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LBE67C Fiches technique(PDF) 13 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LBE67C Fiches technique(HTML) 13 Page - OSRAM GmbH |
|
13 / 15 page ![]() LB E67C, LV E67C, LT E67C 2002-07-17 13 Empfohlenes Lötpaddesign IR Reflow Löten Recommended Solder Pad IR Reflow Soldering Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch). OHLPY439 Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung improved heat dissipation Paddesign for Lötstoplack Solder resist 1.1 (0.043) 2.6 (0.102) 3.3 (0.130) 0.4 (0.016) Cathode marking Kathoden Markierung / Cu Fläche / 12 mm per pad 2 Cu-area _ < 3.3 (0.130) |