| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AM93LC56IN Fiches technique(PDF) 9 Page - Anachip Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM93LC56IN Fiches technique(HTML) 9 Page - Anachip Corp |
|
9 / 10 page ![]() 2048-bits Serial Electrically Erasable PROM AM93LC56 Anachip Corp. www.anachip.com.tw Rev. A1 Oct 20, 2003 9/10 ATC Package Diagrams (1) Plastic Dual-in-line Package: PDIP-8L D 7 (4X) B2 B1 B e S 15 (4X) E C eB E-PIN O0.118 inch PIN #1 INDENT O0.025 DEEP 0.006-0.008 inch Dimensions in millimeters Dimensions in inches Symbol Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. A - - 5.33 - - 0.210 A1 0.38 - - 0.015 - - A2 3.1 3.30 3.5 0.122 0.130 0.138 B 0.36 0.46 0.56 0.014 0.018 0.022 B1 1.4 1.52 1.65 0.055 0.060 0.065 B2 0.81 0.99 1.14 0.032 0.039 0.045 C 0.20 0.25 0.36 0.008 0.010 0.014 D 9.02 9.27 9.53 0.355 0.365 0.375 E 7.62 7.94 8.26 0.300 0.313 0.325 E1 6.15 6.35 6.55 0.242 0.250 0.258 e - 2.54 - - 0.100 - L 2.92 3.3 3.81 0.115 0.130 0.150 eB 8.38 8.89 9.40 0.330 0.350 0.370 S 0.71 0.84 0.97 0.028 0.033 0.038 |