| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32G474XC Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G474XC Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 236 page ![]() Contents STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE 4/236 DS12288 Rev 4 3.18.2 Internal voltage reference (VREFINT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.18.3 VBAT battery voltage monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.18.4 Operational amplifier internal output (OPAMPxINT): . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.19 Digital to analog converter (DAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.20 Voltage reference buffer (VREFBUF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.21 Comparators (COMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.22 Operational amplifier (OPAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.23 Random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.24 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.24.1 High-resolution timer (HRTIM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.24.2 Advanced motor control timer (TIM1, TIM8, TIM20) . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.24.3 General-purpose timers (TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, TIM15, TIM16, TIM17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.24.4 Basic timers (TIM6 and TIM7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.24.5 Low-power timer (LPTIM1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.24.6 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.24.7 System window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.24.8 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.25 Real-time clock (RTC) and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.26 Tamper and backup registers (TAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.27 Infrared transmitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.28 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.29 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART) . . . 42 3.30 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . . 43 3.31 Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.32 Serial audio interfaces (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.33 Controller area network (FDCAN1, FDCAN2, FDCAN3) . . . . . . . . . . . . . 45 3.34 Universal serial bus (USB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.35 USB Type-C™ / USB Power Delivery controller (UCPD) . . . . . . . . . . . . . 45 3.36 Clock recovery system (CRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.37 Flexible static memory controller (FSMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.38 Quad SPI memory interface (QUADSPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.39 Development support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.39.1 Serial wire JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.39.2 Embedded trace macrocell™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 |