| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ISO6720 Fiches technique(PDF) 44 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ISO6720 Fiches technique(HTML) 44 Page - Texas Instruments |
|
44 / 49 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant ISO6720BDR SOIC D 8 3000 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 ISO6720FBDR SOIC D 8 3000 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 ISO6721BDR SOIC D 8 3000 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 ISO6721FBDR SOIC D 8 3000 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 ISO6721RBDR SOIC D 8 3000 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 ISO6721RFBDR SOIC D 8 3000 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 1-Oct-2021 Pack Materials-Page 1 |