Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SCD03021T-R82M-N Fiches technique(PDF) 3 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

No de pièce SCD03021T-R82M-N
Description  This specification applies to SMD Unshielded Power Inductors
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Site Internet  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

SCD03021T-R82M-N Fiches technique(HTML) 3 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  SCD03021T-R82M-N Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd SCD03021T-R82M-N Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd SCD03021T-R82M-N Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd SCD03021T-R82M-N Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd SCD03021T-R82M-N Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd SCD03021T-R82M-N Datasheet HTML 6Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd SCD03021T-R82M-N Datasheet HTML 7Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd SCD03021T-R82M-N Datasheet HTML 8Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Rev 2.0 :
www.leiditech.com
3/8
Inductance
Test Freq.
RDC
Isat
Tolerance
Marking
(uH )
(Ω)Max.
(A)
(±%)
SCD03021T-560□-N
56
2.52 MHz,1 V
1.27
0.31
20
UA
SCD03021T-680□-N
68
2.52 MHz,1 V
1.73
0.3
10,20
VA
SCD03021T-750□-N
75
2.52 MHz,1 V
1.9
0.29
20
WA
SCD03021T-820□-N
82
2.52 MHz,1 V
1.99
0.28
10,20
XA
SCD03021T-101□-N
100
1 kHz,1 V
2.52
0.25
10,20
KB
SCD03021T-121□-N
120
1 kHz,1 V
2.9
0.2
10,20
QB
SCD03021T-151□-N
150
1 kHz,1 V
3.36
0.19
20
MB
SCD03021T-181□-N
180
1 kHz,1 V
5.1
0.17
20
RB
SCD03021T-221□-N
220
1 kHz,1 V
5.8
0.16
10,20
LB
SCD03021T-271□-N
270
1 kHz,1 V
7.8
0.14
10,20
SB
Part No.
SCD03021T-470M-N
01.08.2021



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com