Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

Z8523016VSC Fiches technique(PDF) 3 Page - Zilog, Inc.

No de pièce Z8523016VSC
Description  ENHANCED SERIAL COMMUNICATIONS CONTROLLER
PDF  120 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ZILOG [Zilog, Inc.]
Site Internet  http://www.zilog.com
Logo ZILOG - Zilog, Inc.

Z8523016VSC Fiches technique(HTML) 3 Page - Zilog, Inc.

  Z8523016VSC Datasheet HTML 1Page - Zilog, Inc. Z8523016VSC Datasheet HTML 2Page - Zilog, Inc. Z8523016VSC Datasheet HTML 3Page - Zilog, Inc. Z8523016VSC Datasheet HTML 4Page - Zilog, Inc. Z8523016VSC Datasheet HTML 5Page - Zilog, Inc. Z8523016VSC Datasheet HTML 6Page - Zilog, Inc. Z8523016VSC Datasheet HTML 7Page - Zilog, Inc. Z8523016VSC Datasheet HTML 8Page - Zilog, Inc. Z8523016VSC Datasheet HTML 9Page - Zilog, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 120 page
background image
==
(QKDQFHG6HULDO &RPPXQLFDWLRQV&RQWUROOHU
36
LLL
Table of Contents
Pin Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Pins Common to Both the Z85230 and Z80230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pin Descriptions Exclusive to the Z85230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pin Descriptions Exclusive to the Z80230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Functional Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Input/Output Capabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ESCC Data Communications Capabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Z80230/Z85230 Enhancements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4-Byte Transmit FIFO Buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
8-Byte Receive FIFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Write Register 7 PRIME (WR7’) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CRC Reception in SDLC Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
TxD Forced High in SDLC with NRZI Encoding When Marking Idle . . . . . . . . . . 27
Improved Transmit Interrupt Handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DPLL Counter Tx Clock Source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Read Register 0 Status Latched During Read Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Software Interrupt Acknowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Fast SDLC Transmit Data Interrupt Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SDLC FIFO Frame Status Enhancement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
FIFO Enable/Disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
FIFO Read Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
FIFO Write Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
SDLC Status FIFO Anti-Lock Feature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Initializing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Write Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Read Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Z80230 Interface Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Z80230 Write Cycle Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Z80230 Read Cycle Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Z80230 Interrupt Acknowledge Cycle Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Z85230 Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Z85230 Read Cycle Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Z85230 Write Cycle Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Z85230 Interrupt Acknowledge Cycle Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More