| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
Z8523016PSC Fiches technique(PDF) 3 Page - Zilog, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Z8523016PSC Fiches technique(HTML) 3 Page - Zilog, Inc. |
|
3 / 120 page ![]() == (QKDQFHG6HULDO &RPPXQLFDWLRQV&RQWUROOHU 36 LLL Table of Contents Pin Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Pins Common to Both the Z85230 and Z80230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pin Descriptions Exclusive to the Z85230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pin Descriptions Exclusive to the Z80230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Functional Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Input/Output Capabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ESCC Data Communications Capabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Z80230/Z85230 Enhancements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4-Byte Transmit FIFO Buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 8-Byte Receive FIFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Write Register 7 PRIME (WR7’) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 CRC Reception in SDLC Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 TxD Forced High in SDLC with NRZI Encoding When Marking Idle . . . . . . . . . . 27 Improved Transmit Interrupt Handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 DPLL Counter Tx Clock Source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Read Register 0 Status Latched During Read Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Software Interrupt Acknowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Fast SDLC Transmit Data Interrupt Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 SDLC FIFO Frame Status Enhancement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 FIFO Enable/Disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 FIFO Read Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 FIFO Write Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 SDLC Status FIFO Anti-Lock Feature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Initializing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Write Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Read Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Z80230 Interface Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Z80230 Write Cycle Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Z80230 Read Cycle Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Z80230 Interrupt Acknowledge Cycle Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Z85230 Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Z85230 Read Cycle Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Z85230 Write Cycle Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Z85230 Interrupt Acknowledge Cycle Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 |