| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ICS843001AI22 Fiches technique(PDF) 5 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS843001AI22 Fiches technique(HTML) 5 Page - Integrated Circuit Systems |
|
5 / 17 page ![]() 843001AGI-22 www.icst.com/products/hiperclocks.html REV. A AUGUST 1, 2005 5 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS843001I-22 FEMTOCLOCKS™CRYSTAL/LVCMOS-TO- 3.3V, 2.5V LVPECL FREQUENCY SYNTHESIZER TABLE 5. CRYSTAL CHARACTERISTICS TABLE 4D. LVPECL DC CHARACTERISTICS, V CC = VCCA = VCCO_LVPECL = 3.3V±10% OR 2.5V±5%, TA = -40°C TO 85°C TABLE 4C. LVCMOS / LVTTL DC CHARACTERISTICS, V CC = VCCA = VCCO_LVCMOS = 3.3V±10% OR 2.5V±5%, TA = -40°C TO 85°C l o b m y Sr e t e m a r a Ps n o i t i d n o C t s e Tm u m i n i Ml a c i p y Tm u m i x a Ms t i n U V H I e g a t l o V h g i H t u p n I V C C % 0 1 ± V 3 . 3 =2 V C C 3 . 0 +V V C C % 5 ± V 5 . 2 =7 . 1V C C 3 . 0 +V V M I e g a t l o V m u i d e M t u p n I V V V L I e g a t l o V w o L t u p n I V C C % 0 1 ± V 3 . 3 =3 . 0 -8 . 0V V C C % 5 ± V 5 . 2 =3 . 0 -7 . 0V I H I t u p n I t n e r r u C h g i H , R M , 1 L E S , 0 L E S , K L C E O , 2 N , 1 M , 0 M V C C V = N I V 3 6 . 3 = V 5 2 6 . 2 r o 0 5 1A µ 1 N , 0 N , 2 M V C C V = N I V 3 6 . 3 = V 5 2 6 . 2 r o 5A µ I M I t u p n I t n e r r u C m u i d e M A µ I L I t u p n I t n e r r u C w o L , R M , 1 L E S , 0 L E S , K L C E O , 2 N , 1 M , 0 M V C C , V 5 2 6 . 2 r o V 3 6 . 3 = V N I V 0 = 5 -A µ E O , 1 N , 0 N , 2 M V C C , V 5 2 6 . 2 r o V 3 6 . 3 = V N I V 0 = 0 5 1 -A µ V H O 1 E T O N ; e g a t l o V h g i H t u p t u O V S O M C V L _ O C C V 3 6 . 3 =6 . 2V V S O M C V L _ O C C V 5 2 6 . 2 =8 . 1V V L O 1 e t o N : e g a t l o V w o L t u p t u O V S O M C V L _ O C C V 3 6 . 3 = V 5 2 6 . 2 r o 5 . 0V 0 5 h t i w d e t a n i m r e t s t u p t u O : 1 E T O N Ω V o t S O M C V L _ O C C , n o i t c e S n o i t a m r o f n I t n e m e r u s a e M r e t e m a r a P e e S . 2 / . " m a r g a i D t i u c r i C t s e T d a o L t u p t u O " l o b m y Sr e t e m a r a Ps n o i t i d n o C t s e Tm u m i n i Ml a c i p y Tm u m i x a Ms t i n U V H O 1 E T O N ; e g a t l o V h g i H t u p t u OV O C C 4 . 1 -V O C C 9 . 0 -V V L O 1 E T O N ; e g a t l o V w o L t u p t u OV O C C 0 . 2 -V O C C 7 . 1 -V V G N I W S g n i w S e g a t l o V t u p t u O k a e P - o t - k a e P 6 . 00 . 1V 0 5 h t i w d e t a n i m r e t s t u p t u O : 1 E T O N Ω V o t L C E P V L _ O C C . V 2 - r e t e m a r a Ps n o i t i d n o C t s e Tm u m i n i Ml a c i p y Tm u m i x a Ms t i n U n o i t a ll i c s O f o e d o M l a t n e m a d n u Fz H M y c n e u q e r F 4 15 5 . 5 3z H M ) R S E ( e c n a t s i s e R s e i r e S t n e l a v i u q E 0 5 Ω e c n a t i c a p a C t n u h S 7F p l e v e L e v i r D 1W m . l a t s y r c t n a n o s e r l e ll a r a p F p 8 1 n a g n i s u d e z i r e t c a r a h C : E T O N |