| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ICS85314AI11 Fiches technique(PDF) 18 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS85314AI11 Fiches technique(HTML) 18 Page - Integrated Circuit Systems |
|
18 / 18 page ![]() 85314AGI-11 www.icst.com/products/hiperclocks.html REV. C MAY 24, 2005 18 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS85314I-11 LOW SKEW, 1-TO-5 DIFFERENTIAL-TO-2.5V/3.3V LVPECL FANOUT BUFFER T E E H S Y R O T S I H N O I S I V E R v e Re l b a Te g a Pe g n a h C f o n o i t p i r c s e D e t a D A 1 T 2 T 2 2 4 7 8 d n a n o i t p i r c s e d l a i t r a p d e t e l e d , x K L C n , 7 1 & 4 1 n i P - e l b a T n o i t p i r c s e D n i P d e d d a p u ll u P n i . n m u l o c e p y T C - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C n i P N I . l a c i p y t F p 4 o t . x a m F p 4 d e g n a h c . g n i t a r t u p t u O d e t c e r r o c - R M A d e d d A s l e v e L d e d n E e l g n i S t p e c c A o t t u p n I l a i t n e r e f f i D e h t g n i r i W . n o i t c e s d e d d A e c a f r e t n I t u p n I k c o l C l a i t n e r e f f i D . n o i t c e s 3 0 / 1 1 / 6 B 5 T 1 5 6 8 9 . n o i t c e s s e r u t a e F n i t e ll u b e s i o N e s a h P d e d d A . r e t t i J e s a h P S M R d e d d a - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C C A . t o l P r e t t i J e s a h P d e d d A . s m a r g a i d t u p t u O L C E P V L V 3 . 3 r o f n o i t a n i m r e T d e t a d p U . n o i t c e s t u p t u O L C E P V L V 5 . 2 r o f n o i t a n i m r e T d e d d A 4 0 / 1 1 / 8 B 1 T 9 T 1 2 6 1 . t e ll u b e e r F - d a e L d e d d a - n o i t c e s s e r u t a e F . n o i t p i r c s e d L E S _ K L C d e t c e r r o c - e l b a T n o i t p i r c s e D n i P P O S S T r o f r e b m u n t r a p " e e r F - d a e L " d e d d a - e l b a T n o i t a m r o f n I g n i r e d r O . e g a k c a p 5 0 / 2 2 / 3 C 5 T 1 5 . x a m s p 0 5 3 o t . x a m s p 0 5 2 m o r f w e k S t r a P - o t - t r a P d e g n a h c - n o i t c e s s e r u t a e F o t . x a m s p 0 5 2 m o r f w e k S t r a P - o t - t r a P d e g n a h c - e l b a t s c i t s i r e t c a r a h C C A . x a m s p 0 5 3 5 0 / 4 2 / 5 D D 4 T5 8 V d e g n a h c - e l b a T s c i t s i r e t c a r a h C C D L C E P V L H O V m o r f x a m C C o t V 0 . 1 - V C C . V 9 . 0 - d e d d a - n o i t c e S n o i t a m r o f n I n o i t a c il p p A t u p n I d e s u n U r o f s n o i t a d n e m m o c e R . s n i P t u p t u O d n a 5 0 / 3 2 / 9 |