Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BAS70V Fiches technique(PDF) 2 Page - Rectron Semiconductor

No de pièce BAS70V
Description  SWITCHING DIODE
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Site Internet  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor

BAS70V Fiches technique(HTML) 2 Page - Rectron Semiconductor

  BAS70V Datasheet HTML 1Page - Rectron Semiconductor BAS70V Datasheet HTML 2Page - Rectron Semiconductor BAS70V Datasheet HTML 3Page - Rectron Semiconductor BAS70V Datasheet HTML 4Page - Rectron Semiconductor BAS70V Datasheet HTML 5Page - Rectron Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image















































7
D 
I 0+]
Capacitance Characteristics
5(9(56(92/7$*(9
5
9
Power Derating Curve
$0%,(177(03(5$785(7
D
Forward
Characteristics
)25:$5'92/7$*(9
)
9
3XOVHG
7
D 
3XOVHG
Reverse
Characteristics
7
D 
5(9(56(92/7$*(9
5
9
RATING AND CHARACTERISTICS CURVES (BAS70/-04/-05/-06V )
150



Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com