| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ESKA Fiches technique(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ESKA Fiches technique(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
6 / 8 page ![]() Anschlüsse: Messing vernickelt, vertikal Befestigung: Rostfreier Stahl, Oberflächenmontage Befestigung: Rostfreier Stahl, Topfflansch Typische Anwendungen Die Serie 36T hat einen großen Anwendungsbereich, um einerseits eine regulierende Kontrolle und andererseits eine Sicherheitsgrenze zu ermöglichen. Typisch sind die folgenden Anwendungsbereiche: Kaffeemaschinen mit Anti-Tropfeinrichtung, Toaster, Geschirrspülmaschinen, Wäschetrockner, Waschmaschinen, Kühlschränke, Mikrowellengeräte, Wasserkocher, Backöfen, Boiler, Elektrische Heizgeräte, Büroausstattung, Sitzheizungen im Automobilbereich, etc.. 6 36TXE26 611847 70 36TXE16 611855 70 36TXE26 611889 80 36TXE26 611848 85 36TXE16 611856 85 36TXE26 611888 90 36TXE26 611849 100 36TXE16 611857 100 36TXE26 611890 110 36TXE26 611850 115 36TXE16 611858 115 36TXE26 611891 120 36TXE26 611851 130 36TXE16 611859 130 36TXE26 611892 140 36TXE26 611852 145 36TXE16 611860 145 36TXE26 611893 150 36TXE26 611853 160 36TXE16 611861 160 36TXE26 611894 170 36TXE26 611854 175 36TXE16 611862 175 STANDARD BAUFORMEN 36T MANUELLE RÜCKSTELLUNG OBERFLÄCHEN- MONTAGE DWG BB-790 MONTAGE DWG BB-790 ANLEGEFLANSCH Fig. 32 TOPFFLANSCH Typ Stand. Bauform Öffnen Typ Stand. Bauform Öffnen Anschl. vert. °C Anschl. vert. °C Produktübersicht Standard Thermostate 36T, manuelle Rückstellung Weitere Bimetall-Schalter und NTC-Sensoren auf Anfrage erhältlich. Spezifizierungen auf Kundenwunsch sind möglich. Fig. 32 |