| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32WLE5XX Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32WLE5XX Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 145 page ![]() Contents STM32WLE5/E4xx 4/145 DS13105 Rev 8 3.16 Interrupts and events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.16.1 Nested vectored interrupt controller (NVIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.16.2 Extended interrupt/event controller (EXTI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.17 Cyclic redundancy check (CRC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.18 Analog-to-digital converter (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.18.1 Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.18.2 Internal voltage reference (VREFINT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.18.3 VBAT battery voltage monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.19 Digital-to-analog converter (DAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.20 Voltage reference buffer (VREFBUF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.21 Comparator (COMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.22 True random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.23 Advanced encryption standard hardware accelerator (AES) . . . . . . . . . . 42 3.24 Public key accelerator (PKA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.25 Timer and watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.25.1 Advanced-control timer (TIM1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.25.2 General-purpose timers (TIM2, TIM16, TIM17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.25.3 Low-power timers (LPTIM1, LPTIM2 and LPTIM3) . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.25.4 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.25.5 System window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.25.6 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.26 Real-time clock (RTC), tamper and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.27 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.28 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART/UART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.29 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . . 47 3.30 Serial peripheral interface (SPI)/integrated-interchip sound interface (I2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.31 Development support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 4 Pinouts, pin description and alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5 Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.1 Parameter conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.1.1 Minimum and maximum values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.1.2 Typical values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 |