Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SD33W Fiches technique(PDF) 2 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

No de pièce SD33W
Description  Standard Capacitance TVS Diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Site Internet  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

SD33W Fiches technique(HTML) 2 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  SD33W Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd SD33W Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd SD33W Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Electrical Characteristics(TA=25°C unless otherwise specified)
Part Number
Device
Marking
VRWM
(V)
VBR
(V)
IT
(mA)
VC
@1A
Vc
IR
μA
(Max)
C
(Pf)
(Typ.)
(Max)
(@A)
SD33W
33A
33
36.7
1
42.2
53.9
8.5
1
50
Characteristic Curves
0
5
10
15
20
25
30
FIGURE 2
PULSE WAVE FORM
t - Time - µs
0
20
40
60
80
100
120
TEST
WAVEFORM
PARAMETERS
t
f = 8µs
t
d = 20µs
t
f
Peak Value I
PP
e-t
t
d = IPP/2
FIGURE 1
PEAK PULSE POWER VS PULSE TIME
0.01
1
10
100
1,000
10,000
t
d
- Pulse Duration - µs
10
100
1,000
10,000
0
25
50
75
100
125
150
T
L - Lead Temperature - °C
20
40
60
80
100
Peak Pulse Power
8/20µs
FIGURE 3
POWER DERATING CURVE
0
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2015
2/3
SD33W



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com