Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PFT2014N Fiches technique(PDF) 3 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

No de pièce PFT2014N
Description  THYRISTOR MODULE 200A / 400V
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Site Internet  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

PFT2014N Fiches technique(HTML) 3 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  PFT2014N Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PFT2014N Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation PFT2014N Datasheet HTML 3Page - Nihon Inter Electronics Corporation PFT2014N Datasheet HTML 4Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PFT2014N OUTLINE DRAWING (Dimensions in mm)



Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com