| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LOPT670 Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LOPT670 Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
3 / 9 page ![]() Data Sheet 3 1999-06-30 Opto Semiconductors LSG T670, LSP T670, LSY T670, LOP T670, LYG T670, LYP T670 Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit I V max / IV min ≤ 2.0. 1) Streuung der Lichtstärke in einer LED I V max / IV min ≤ 3.0 (LSG T670, LOG T670, LSY T670), ≤ 4.0 (LSP T670, LOP T670, LYP T670). 1) Bei MULTILED® bestimmt die Helligkeit des jeweils dunkleren Chips in einem Gehäuse die Helligkeitsgruppe der LED. Luminous intensity ratio in one packaging unit I V max / IV min ≤ 2.0. 1) Luminous intensity ratio in one LED I V max / IV min ≤ 3.0 (LSG T670, LOG T670, LSY T670), ≤ 4.0 (LSP T670, LOP T670, LYP T670). 1) In case of MULTILED®, the brightness of the darker chip in one package determines the brightness group of the LED. LYG T670 LYG T670-J+J LYG T670-J+K LYG T670-J+L LYG T670-K+J LYG T670-K+K LYG T670-K+L LYG T670-L+J LYG T670-L+K LYG T670-L+L yellow/ green colorless clear ≥ 4.0 (9 typ.) 4.0 … 8.0 4.0 … 8.0 4.0 … 8.0 6.3 … 12.5 6.3 … 12.5 6.3 … 12.5 10.0 … 20.0 10.0 … 20.0 10.0 … 20.0 ≥ 4.0 (10 typ.) 4.0 … 8.0 6.3 … 12.5 10.0 … 20.0 4.0 … 8.0 6.3 … 12.5 10.0 … 20.0 4.0 … 8.0 6.3 … 12.5 10.0 … 20.0 Q62703-Q4502 LOP T670 LOP T670-J+G LOP T670-J+H LOP T670-J+J LOP T670-K+G LOP T670-K+H LOP T670-K+J orange/ pure green colorless clear ≥ 4.0 (8 typ.) 4.0 … 8.0 4.0 … 8.0 4.0 … 8.0 6.3 … 12.5 6.3 … 12.5 6.3 … 12.5 ≥ 1.6 (3 typ.) 1.6 … 3.2 2.5 … 5.0 4.0 … 8.0 1.6 … 3.2 2.5 … 5.0 4.0 … 8.0 Q62703-Q4319 Typ Type Emissions- farbe Color of Emission Farbe der Lichtaustritts- fläche Color of the Light Emitting Area Lichtstärke Luminous Intensity I F = 10 mA I V (mcd) Bestellnummer Ordering Code color 1 color 2 |