| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LSYT670 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSYT670 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 9 page ![]() Data Sheet 2 1999-06-30 Opto Semiconductors LSG T670, LSP T670, LSY T670, LOP T670, LYG T670, LYP T670 Typ Type Emissions- farbe Color of Emission Farbe der Lichtaustritts- fläche Color of the Light Emitting Area Lichtstärke Luminous Intensity I F = 10 mA I V (mcd) Bestellnummer Ordering Code color 1 color 2 LSG T670 LSG T670-J+J LSG T670-J+K LSG T670-J+L LSG T670-K+J LSG T670-K+K LSG T670-K+L LSG T670-L+J LSG T670-L+K LSG T670-L+L super-red/ green colorless clear ≥ 4.0 (8 typ.) 4.0 … 8.0 4.0 … 8.0 4.0 … 8.0 6.3 … 12.5 6.3 … 12.5 6.3 … 12.5 10.0 … 20.0 10.0 … 20.0 10.0 … 20.0 ≥ 4.0 (10 typ.) 4.0 … 8.0 6.3 … 12.5 10.0 … 20.0 4.0 … 8.0 6.3 … 12.5 10.0 … 20.0 4.0 … 8.0 6.3 … 12.5 10.0 … 20.0 Q62703-Q4316 LSY T670 LSY T670-J+J LSY T670-J+K LSY T670-J+L LSY T670-K+J LSY T670-K+K LSY T670-K+L LSY T670-L+J LSY T670-L+K LSY T670-L+L super-red/ yellow colorless clear ≥ 4.0 (8 typ.) 4.0 … 8.0 4.0 … 8.0 4.0 … 8.0 6.3 … 12.5 6.3 … 12.5 6.3 … 12.5 10.0 … 20.0 10.0 … 20.0 10.0 … 20.0 ≥ 4.0 (10 typ.) 4.0 … 8.0 6.3 … 12.5 10.0 … 20.0 4.0 … 8.0 6.3 … 12.5 10.0 … 20.0 4.0 … 8.0 6.3 … 12.5 10.0 … 20.0 Q62703-Q4317 LSP T670 LSP T670-H+G LSP T670-H+H LSP T670-J+G LSP T670-J+H LSP T670-J+J LSP T670-K+G LSP T670-K+H LSP T670-K+J super-red/ pure green colorless clear ≥ 4.0 (8 typ.) 2.5 … 5.0 2.5 … 5.0 4.0 … 8.0 4.0 … 8.0 4.0 … 8.0 6.3 … 12.5 6.3 … 12.5 6.3 … 12.5 ≥ 1.6 (3 typ.) 1.6 … 3.2 2.5 … 5.0 1.6 … 3.2 2.5 … 5.0 4.0 … 8.0 1.6 … 3.2 2.5 … 5.0 4.0 … 8.0 Q62703-Q4318 LYP T670 LYP T670-J+G LYP T670-J+H LYP T670-K+G LYP T670-K+H LYP T670-L+H yellow/pure green colorless clear ≥ 4.0 (10 typ.) 4.0 … 8.0 4.0 … 8.0 6.3 … 12.5 6.3 … 12.5 10.0 … 20.0 ≥ 1.6 (3 typ.) 1.6 … 3.2 2.5 … 5.0 1.6 … 3.2 2.5 … 5.0 2.5 … 5.0 Q62703-Q2868 |