| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AM29DL164D Fiches technique(PDF) 3 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM29DL164D Fiches technique(HTML) 3 Page - Advanced Micro Devices |
|
3 / 57 page ![]() DS42515 3 TABLE OF CONTENTS Distinctive Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MCP Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Flash Memory Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Architectural Advantages . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Performance Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . 1 Software Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Hardware Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 SRAM Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 General Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Am29DL164 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Simultaneous Read/Write Operations with Zero Latency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Product Selector Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 MCP Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Flash Memory Block Diagram. . . . . . . . . . . . . . . . 6 Connection Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Special Handling Instructions for FBGA Package . 7 Pin Description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Logic Symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ordering Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Device Bus Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Table 1. Device Bus Operations—Flash Word Mode, CIOf = V IH; SRAM Word Mode, CIOs = V CC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 2. Device Bus Operations—Flash Word Mode, CIOf = V IH; SRAM Byte Mode, CIOs = V SS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Table 3. Device Bus Operations—Flash Byte Mode, CIOf = V IL; SRAM Byte Mode, CIOs = V SS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Word/Byte Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Requirements for Reading Array Data . . . . . . . . . 12 Writing Commands/Command Sequences . . . . . 12 Accelerated Program Operation . . . . . . . . . . . . 12 Autoselect Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Simultaneous Read/Write Operations with Zero Latency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Standby Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Automatic Sleep Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 RESET#: Hardware Reset Pin . . . . . . . . . . . . . . . 13 Output Disable Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 4. Device Bank Division . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 5. Sector Addresses for Bottom Boot Sector Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 6. SecSi Sector Addresses for Bottom Boot Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Autoselect Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Sector/Sector Block Protection and Unprotection 15 Table 7. Bottom Boot Sector/Sector Block Addresses for Protection/Unprotection . . . . . . . 15 Write Protect (WP#) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Temporary Sector/Sector Block Unprotect . . . . . . 15 Figure 1. Temporary Sector Unprotect Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 2. In-System Sector/Sector Block Protect and Unprotect Algorithms . . . . . . . . . . . 17 SecSi (Secured Silicon) Sector Flash Memory Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Factory Locked: SecSi Sector Programmed and Protected At the Factory . . . . . . . . . . . . . . 18 Customer Lockable: SecSi Sector NOT Programmed or Protected At the Factory . . . . . 18 Hardware Data Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Low VCC Write Inhibit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Write Pulse “Glitch” Protection . . . . . . . . . . . . . 18 Logical Inhibit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Power-Up Write Inhibit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Common Flash Memory Interface (CFI) . . . . . . . 19 Table 8. CFI Query Identification String . . . . . . 19 Table 9. System Interface String . . . . . . . . . . . 20 Table 10. Device Geometry Definition . . . . . . . 20 Table 11. Primary Vendor-Specific Extended Query . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Command Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Reading Array Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Reset Command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Autoselect Command Sequence . . . . . . . . . . . . . 22 Enter SecSi Sector/Exit SecSi Sector Command Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Byte/Word Program Command Sequence . . . . . 23 Unlock Bypass Command Sequence . . . . . . . . 23 Figure 3. Program Operation . . . . . . . . . . . . . . . 24 Chip Erase Command Sequence . . . . . . . . . . . . 24 Sector Erase Command Sequence . . . . . . . . . . . 24 Erase Suspend/Erase Resume Commands . . . . 25 Figure 4. Erase Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 12. DS42515 Command Definitions . . . . 26 Write Operation Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 DQ7: Data# Polling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 5. Data# Polling Algorithm . . . . . . . . . . . 27 RY/BY#: Ready/Busy# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 DQ6: Toggle Bit I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Figure 6. Toggle Bit Algorithm . . . . . . . . . . . . . . 28 DQ2: Toggle Bit II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Reading Toggle Bits DQ6/DQ2 . . . . . . . . . . . . . . 29 DQ5: Exceeded Timing Limits . . . . . . . . . . . . . . . 29 DQ3: Sector Erase Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 13. Write Operation Status . . . . . . . . . . . 30 Absolute Maximum Ratings. . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Operating Ranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Industrial (I) Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 V CCf/VCCs Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 DC Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 CMOS Compatible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 SRAM DC and Operating Characteristics. . . . . . 33 Zero-Power Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Figure 9. I CC1 Current vs. Time (Showing Active and Automatic Sleep Currents). . . . . . . . 34 Figure 10. Typical I CC1 vs. Frequency . . . . . . . . 34 Test Conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Figure 11. Test Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 14. Test Specifications . . . . . . . . . . . . . . 35 |