| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32WB35CCU6TR Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32WB35CCU6TR Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 193 page ![]() Contents STM32WB55xx STM32WB35xx 4/193 DS11929 Rev 10 3.13.1 Nested vectored interrupt controller (NVIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.13.2 Extended interrupts and events controller (EXTI) . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.14 Analog to digital converter (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.14.1 Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.14.2 Internal voltage reference (VREFINT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.15 Voltage reference buffer (VREFBUF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.16 Comparators (COMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.17 Touch sensing controller (TSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.18 Liquid crystal display controller (LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.19 True random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.20 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.20.1 Advanced-control timer (TIM1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.20.2 General-purpose timers (TIM2, TIM16, TIM17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.20.3 Low-power timer (LPTIM1 and LPTIM2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.20.4 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.20.5 System window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.20.6 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.21 Real-time clock (RTC) and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.22 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.23 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART) . . . 54 3.24 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . . 54 3.25 Serial peripheral interface (SPI1, SPI2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.26 Serial audio interfaces (SAI1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.27 Quad-SPI memory interface (QUADSPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.28 Development support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.28.1 Serial wire JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.28.2 Embedded Trace Macrocell™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4 Pinouts and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 5 Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6 Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 6.1 Parameter conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 6.1.1 Minimum and maximum values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 |