| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32WL55CC Fiches technique(PDF) 34 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32WL55CC Fiches technique(HTML) 34 Page - STMicroelectronics |
|
34 / 145 page ![]() Functional overview STM32WL55/54xx 34/145 DS13293 Rev 1 Table 10. Peripherals interconnect matrix(1) (2) Source Destination TIM1 -X - - - - - XXX X - - - TIM2 X - - - - - - XXX X - - - TIM16 - - - - - - - - - - - -X - TIM17 X - - - - - - - - - - -X - LPTIM1 - - - - - -X -X - -X - - LPTIM2 - - - - - -X -X - -X - - LPTIM3 - - - - - - - - - - -X -X ADC X - - - - - - - - - - - - Temperature sensor - - - - - - -X - - - - - - VBAT(3) - - - - - - -X - - - - - - VREFINT - - - - - - -X - - - - - - HSE32 - - -X - - - - - - - - - - LSE -X X - - - - - - - - - - - MSI - - -X - - - - - - - - - - LSI - -X - - - - - - - - - - - MCO - - -X - - - - - - - - - - GPIO EXTI - - - - - - -X X - -X - - RTC - -X -X X - - - - - - - - TAMP - - - -X X - - - - - - - - COMP1 X X XX XX - - - - - - - - COMP2 X X XX XX - - - - - - - - SYST ERR X -X X - - - - - - - - - - 1. For more details, refer to section “Interconnection details” of the reference manual. 2. The “-” symbol in grayed cells means no interconnect. 3. VDD on STM32WL55/4UxYx devices. |