| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32L552VCT6PTR Fiches technique(PDF) 96 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L552VCT6PTR Fiches technique(HTML) 96 Page - STMicroelectronics |
|
96 / 340 page ![]() 12 12 16 G6 16 G6 24 K2 35 12 12 16 25 K2 36 PA2 I/O FT _a - TIM2_CH3, TIM5_CH3, USART2_TX, LPUART1_TX, OCTOSPI1_NCS, UCPD1_FRSTX1, SAI2_EXTCLK, TIM15_CH1, EVENTOUT ADC12_IN7, WKUP4/LSCO, COMP1_INP 13 13 17 F5 17 F5 25 L1 36 13 13 17 26 L1 37 PA3 I/O TT _a - TIM2_CH4, TIM5_CH4, SAI1_CK1, USART2_RX, LPUART1_RX, OCTOSPI1_CLK, SAI1_MCLK_A, TIM15_CH2, EVENTOUT OPAMP1_VOUT, ADC12_IN8 - - 18 H2 18 H2 26 G7 37 - - 18 27 G7 38 VSS S - - - - - - 19 - 19 - 27 G6 38 - - 19 28 G6 39 VDD S - - - - 14 14 20 H7 20 H7 28 L3 39 14 14 20 29 L3 40 PA4 I/O TT _a - OCTOSPI1_NCS, SPI1_NSS, SPI3_NSS, USART2_CK, SAI1_FS_B, LPTIM2_OUT, EVENTOUT ADC12_IN9, DAC1_OUT1 Table 21. STM32L552xx pin definitions (continued) Pin Number Alternate functions Additional functions STM32L552xxxxP STM32L552xxxxQ STM32L552xx |