| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M74HC299 Fiches technique(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M74HC299 Fiches technique(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 13 page ![]() M74HC299 10/13 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.254 0.010 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.45 0.018 b1 0.25 0.010 D 25.4 1.000 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 22.86 0.900 F 7.1 0.280 I 3.93 0.155 L 3.3 0.130 Z 1.34 0.053 Plastic DIP-20 (0.25) MECHANICAL DATA P001J |