| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32G47PBY6XXX Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G47PBY6XXX Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 229 page ![]() Contents STM32G473xB STM32G473xC STM32G473xE 4/229 DS12712 Rev 3 3.18.2 Internal voltage reference (VREFINT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.18.3 VBAT battery voltage monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.18.4 Operational amplifier internal output (OPAMPxINT): . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.19 Digital to analog converter (DAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.20 Voltage reference buffer (VREFBUF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.21 Comparators (COMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.22 Operational amplifier (OPAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.23 Random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.24 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.24.1 Advanced motor control timer (TIM1, TIM8, TIM20) . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.24.2 General-purpose timers (TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, TIM15, TIM16, TIM17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.24.3 Basic timers (TIM6 and TIM7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.24.4 Low-power timer (LPTIM1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.24.5 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.24.6 System window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.24.7 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.25 Real-time clock (RTC) and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.26 Tamper and backup registers (TAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.27 Infrared transmitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.28 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.29 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART) . . . 40 3.30 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . . 41 3.31 Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.32 Serial audio interfaces (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.33 Controller area network (FDCAN1, FDCAN2, FDCAN3) . . . . . . . . . . . . . 43 3.34 Universal serial bus (USB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.35 USB Type-C™ / USB Power Delivery controller (UCPD) . . . . . . . . . . . . . 43 3.36 Clock recovery system (CRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.37 Flexible static memory controller (FSMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.38 Quad SPI memory interface (QUADSPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.39 Development support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.39.1 Serial wire JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.39.2 Embedded trace macrocell™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 |