| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TL082ACDRG4 Fiches technique(PDF) 44 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL082ACDRG4 Fiches technique(HTML) 44 Page - Texas Instruments |
|
44 / 66 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant TL084CDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TL084CDRG4 SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TL084CNSR SO NS 14 2000 330.0 16.4 8.2 10.5 2.5 12.0 16.0 Q1 TL084CPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 TL084HIDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TL084HIPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 TL084IDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TL084QDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TL084QDRG4 SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) TL081ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL081BCDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL081CDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL081IDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL082ACDR SOIC D 8 2500 853.0 449.0 35.0 TL082ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL082BCDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TL082CDR SOIC D 8 2500 853.0 449.0 35.0 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 19-Dec-2020 Pack Materials-Page 2 |