Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DX58SO2 Fiches technique(PDF) 88 Page - Intel Corporation

No de pièce DX58SO2
Description  Intel짰 Desktop Board DX58SO2 Technical Product Specification
PDF  91 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INTEL [Intel Corporation]
Site Internet  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

DX58SO2 Fiches technique(HTML) 88 Page - Intel Corporation

Back Button DX58SO2 Datasheet HTML 83Page - Intel Corporation DX58SO2 Datasheet HTML 84Page - Intel Corporation DX58SO2 Datasheet HTML 85Page - Intel Corporation DX58SO2 Datasheet HTML 86Page - Intel Corporation DX58SO2 Datasheet HTML 87Page - Intel Corporation DX58SO2 Datasheet HTML 88Page - Intel Corporation DX58SO2 Datasheet HTML 89Page - Intel Corporation DX58SO2 Datasheet HTML 90Page - Intel Corporation DX58SO2 Datasheet HTML 91Page - Intel Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 88 / 91 page
background image
Intel Desktop Board DX58SO2 Technical Product Specification
88
5.2
Battery Disposal Information
CAUTION
Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Batteries should be
recycled where possible. Disposal of used batteries must be in accordance with local
environmental regulations.
PRÉCAUTION
Risque d'explosion si la pile usagée est remplacée par une pile de type incorrect. Les
piles usagées doivent être recyclées dans la mesure du possible. La mise au rebut des
piles usagées doit respecter les réglementations locales en vigueur en matière de
protection de l'environnement.
FORHOLDSREGEL
Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af en forkert type. Batterier
bør om muligt genbruges. Bortskaffelse af brugte batterier bør foregå i
overensstemmelse med gældende miljølovgivning.
OBS!
Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet skiftes ut med feil type. Brukte batterier
bør kastes i henhold til gjeldende miljølovgivning.
VIKTIGT!
Risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig batterityp. Batterier ska kasseras
enligt de lokala miljövårdsbestämmelserna.
VARO
Räjähdysvaara, jos pariston tyyppi on väärä. Paristot on kierrätettävä, jos se on
mahdollista. Käytetyt paristot on hävitettävä paikallisten ympäristömääräysten
mukaisesti.
VORSICHT
Bei falschem Einsetzen einer neuen Batterie besteht Explosionsgefahr. Die Batterie
darf nur durch denselben oder einen entsprechenden, vom Hersteller empfohlenen
Batterietyp ersetzt werden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien den Anweisungen
des Herstellers entsprechend.
AVVERTIMENTO
Esiste il pericolo di un esplosione se la pila non viene sostituita in modo corretto.
Utilizzare solo pile uguali o di tipo equivalente a quelle consigliate dal produttore. Per
disfarsi delle pile usate, seguire le istruzioni del produttore.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91