Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

25LC080ASN Fiches technique(PDF) 8 Page - Microchip Technology

No de pièce 25LC080ASN
Description  8K SPI Bus Serial EEPROM
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MICROCHIP [Microchip Technology]
Site Internet  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

25LC080ASN Fiches technique(HTML) 8 Page - Microchip Technology

Back Button 25LC080ASN Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology 25LC080ASN Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology 25LC080ASN Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology 25LC080ASN Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology 25LC080ASN Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology 25LC080ASN Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology 25LC080ASN Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology 25LC080ASN Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology 25LC080ASN Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
25XX080A/B
DS21808B-page 8
 2003 Microchip Technology Inc.
FIGURE 2-2:
BYTE WRITE SEQUENCE
FIGURE 2-3:
PAGE WRITE SEQUENCE
SO
SI
CS
9 1011
21 2223242526 27282930 31
00
0
0
0
0
0
1
15 14 13 12
210
76543210
instruction
16-bit address
data byte
high-impedance
SCK
0
234567
1
8
Twc
SI
CS
9 1011
21222324252627282930 31
00
0
0
0
0
0
1
15 14 13 12
210
765
432
10
instruction
16-bit address
data byte 1
SCK
0
234567
1
8
SI
CS
41 42 43
46 47
76543210
data byte n (16/32 max)
SCK
32
34 35 36 37 38 39
33
40
76543210
data byte 3
76543210
data byte 2
44 45



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com