| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F722ICK6TR Fiches technique(PDF) 94 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F722ICK6TR Fiches technique(HTML) 94 Page - STMicroelectronics |
|
94 / 229 page ![]() Port E PE0 - - TIM4_ETR LPTIM1_ET R - - - - UART8_Rx - SAI2_MCK _A - FMC_NBL 0 EVEN TOUT PE1 - - - LPTIM1_IN 2 - - - - UART8_Tx - - - FMC_NBL 1 EVEN TOUT PE2 TRACECL K - - - - SPI4_SCK SAI1_MCL K_A -- QUADSPI_ BK1_IO2 -- FMC_A23 EVEN TOUT PE3 TRACED0 - - - - - SAI1_SD_ B -- - - - FMC_A19 EVEN TOUT PE4 TRACED1 - - - - SPI4_NSS SAI1_FS_ A -- - - - FMC_A20 EVEN TOUT PE5 TRACED2 - - TIM9_CH1 - SPI4_MIS O SAI1_SCK _A -- - - - FMC_A21 EVEN TOUT PE6 TRACED3 TIM1_BKI N2 -TIM9_CH2 - SPI4_MO SI SAI1_SD_ A -- - SAI2_MCK _B -FMC_A22 EVEN TOUT PE7 - TIM1_ETR - - - - - - UART7_Rx - QUADSPI_ BK2_IO0 -FMC_D4 EVEN TOUT PE8 - TIM1_CH1 N -- -- - - UART7_Tx - QUADSPI_ BK2_IO1 -FMC_D5 EVEN TOUT PE9 - TIM1_CH1 -- -- - - UART7_RTS - QUADSPI_ BK2_IO2 -FMC_D6 EVEN TOUT PE10 - TIM1_CH2 N -- -- - - UART7_CTS - QUADSPI_ BK2_IO3 -FMC_D7 EVEN TOUT PE11 - TIM1_CH2 - - - SPI4_NSS - - - - SAI2_SD_B - FMC_D8 EVEN TOUT PE12 - TIM1_CH3 N - - - SPI4_SCK - - - - SAI2_SCK_ B -FMC_D9 EVEN TOUT PE13 - TIM1_CH3 - - - SPI4_MIS O - - - - SAI2_FS_B - FMC_D10 EVEN TOUT Port E PE14 - TIM1_CH4 - - - SPI4_MO SI -- - - SAI2_MCK _B -FMC_D11 EVEN TOUT PE15 - TIM1_BKI N -- -- - - - - - - FMC_D12 EVEN TOUT Table 12. STM32F722xx and STM32F723xx alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/1 1/LPTIM1 I2C1/2/3/U SART1 SPI1/I2S1/ SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI4/5 SPI2/I2S2/ SPI3/I2S3/ SPI3/I2S3/ SAI1/ UART4 SPI2/I2S2/S PI3/I2S3/US ART1/2/3/UA RT5 SAI2/USART 6/UART4/5/7/ 8/OTG1_FS CAN1/TIM1 2/13/14/QU ADSPI/ FMC/ OTG2_HS SAI2/QUAD SPI/SDMM C2/OTG2_ HS/OTG1_ FS SDMMC2 UART7/F MC/SDM MC1/ OTG2_FS SYS |