Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SMBF5939B Fiches technique(PDF) 4 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

No de pièce SMBF5939B
Description  Silicon Planar Zener Diodes
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
Site Internet  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

SMBF5939B Fiches technique(HTML) 4 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  SMBF5939B Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, SMBF5939B Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, SMBF5939B Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, SMBF5939B Datasheet HTML 4Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, SMBF5939B Datasheet HTML 5Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
www.pingjingsemi.com
Revision:1.0
Dec-2017
4 /
5
SMBF5913B THRU SMBF5956B
Silicon Planar Zener Diodes
Ratings and Characteristic Curves
10
200
1
10
100
1000
VZ at IZT
1.0
2.0
3.0
0.0
25
50
75
100
125
150
175
0
Fig.1 Temperature coefficient range
(
3.3V to 12V)
0
2
10
12
14
4
-2
-4
6
8
10
V at IZT
Z
0
Fig.2 Temperature coefficient range
(1
2V to 200V)
2
4
6
8
VZ,zener voltage at IZT .(V)
20
100
VZ,zener voltage at IZT .(V)
TC,case temperature(
℃)
Fig.3 Maximum power derating



Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com